Part Number Hot Search : 
FT0408DI 222LL 27C30 IW3623 BR10100 BAT54AW TDA7433 BR10100
Product Description
Full Text Search
 

To Download 1N4007S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  1n4001s ... 1N4007S 1n4001s ... 1N4007S standard recovery rectifier diodes gleichrichterdioden mit standard-sperrverzug i fav = 1 a v f < 1.0 v t jmax = 1 50c v rrm = 50...1000 v i fsm = 30 a t rr ~ 1500 ns version 2016-02-23 ~a-405 dimensions - ma?e [mm] typical application 50/60 hz mains rectification, power supplies, polarity protection commercial grade 1 ) typische anwendung 50/60 hz netzgleichrichtung, stromversorgungen, verpolschutz standardausfhrung 1 ) features thin lead wires special grade 1n400xgp available compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheit dnne anschlussdr?hte sonderversion 1n400xgp erh?ltlich konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped in ammo pack 5000 gegurtet in ammo-pack weight approx. 0.4 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl n/a maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) type typ repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] surge peak reverse voltage sto?spitzensperrspannung v rsm [v] 1n4001s 50 50 1n4002s 100 100 1n4003s 200 200 1n4004s 400 400 1n4005s 600 600 1n4006s 800 800 1N4007S 1000 1000 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a = 75c t a = 100c i fav 1 a 1 ) 0.8 a 3 ) repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 5.4 a 3 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 27/30 a rating for fusing C grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 3.6 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t j = 25c unless otherwise specified C t j = 25c wenn nicht anders angegeben 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s t y p e ? 0.54 0.04 6 2 . 5 - 7 . 5 5 . 1 + 0 . 1 - 0 . 9 ? 2.6 +0.1 - 0.6
1n4001s ... 1N4007S characteristics kennwerte forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c i f = 1 a v f < 1.0 v leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 100c v r = v rrm v r = v rrm i r i r < 5 a < 50 a typical junction capacitance typische sperrschichtkapzit?t v r = 4 v c j 15 pf reverse recovery time sperrverzug i f = 0.5 a through/ber i r = 1 a to i r = 0.25 a t rr typ. 1500 ns thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 50 k/w 1 ) thermal resistance junction to leads w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdraht r thl < 25 k/w disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder oder internet 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 50a-(1a-1.1v) peak forward surge current versus number of cycles at 50 hz durchla?-spitzenstrom in abh. von der zahl der halbwellen bei 50 hz 10 10 1 2 [a] ? f 1 10 10 [n] 10 2 3 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus ambient temperature ) zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. ) 1 1 [c] t a 150 100 50 0


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 1N4007S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X